| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LCGH9RN Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCGH9RN Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH |
|
4 / 23 page ![]() 2012-05-10 4 Version 1.0 LCG H9RN Characteristics (T S = 25 °C; IF = 700 mA) Kennwerte Parameter Symbol Values Unit Bezeichnung Symbol Werte Einheit Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 22 Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 22 (within λ = 500 ... 600 nm) (typ.) (typ.) Cx Cy 0.318 0.642 - - Viewing angle at 50 % I V Abstrahlwinkel bei 50 % I V (typ.) 2 ϕ 120 ° Forward voltage 3) page 22 Durchlassspannung 3) Seite 22 (min.) (typ.) (max.) V F V F V F 3.00 3.30 4.00 V V V Reverse current Sperrstrom I R not designed for reverse operation Real thermal resistance junction / solder point Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad (typ.) (max.) R th JS real R th JS real 8.5 10.5 K/W K/W "Electrical" thermal resistance junction / solder point "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad (with efficiency η e = 28 %) (typ.) (max.) R th JS el R th JS el 6 8 K/W K/W Radiating surface Abstrahlende Fläche (typ.) A color 0.98 x 0.98 mm2 ** R th max based on statistic values (6σ) ** R th max basiert auf statistischen Werten (6σ) |