Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LRIS64K Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza LRIS64K
Descripción Electrónicos  64 Kbit EEPROM tag IC at 13.56 MHz with 64-bit UID and password based on ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LRIS64K Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LRIS64K Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LRIS64K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 100 page
background image
Contents
LRIS64K
2/100
Doc ID 15336 Rev 11
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
User memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
System memory area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1
LRIS64K RF block security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
Example of the LRIS64K security protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
Initial delivery state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1
Initial dialogue for vicinity cards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.1
Power transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.2
Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1.3
Operating field . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6
Communication signal from VCD to LRIS64K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7
Data rate and data coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.1
Data coding mode: 1 out of 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7.2
Data coding mode: 1 out of 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.3
VCD to LRIS64K frames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.4
Start of frame (SOF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8
Communications signal from LRIS64K to VCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.1
Load modulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.2
Subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.3
Data rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9
Bit representation and coding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9.2
Bit coding using two subcarriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100