Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SPEAR1310 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No. de pieza SPEAR1310
Descripción Electrónicos  Dual-core Cortex A9 embedded MPU for communications
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SPEAR1310 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  SPEAR1310 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SPEAR1310 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 57 page
background image
SPEAr1310
Contents
Doc ID 17528 Rev 4
3/57
13.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
14
SATA gen-2 controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
14.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
15
PCIe/SATA physical interface (MiPHY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
16
32-bit PCI expansion bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
16.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
17
USB Host controller (UHC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
17.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
18
USB On-The-Go controller (OTG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
18.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
19
Controller area network interfaces (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
19.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
20
TDM/E1 HDLC controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
20.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21
RS485 HDLC controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
22
Inter-IC sound controller (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
22.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
23
Universal asynchronous receiver/transmitter (UART) . . . . . . . . . . . . . 37
23.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
24
Synchronous serial port (SSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
24.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
25
I2C controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
25.1
Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57