| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
Y-CONC-R402S-CU2L-2000-C Datasheet(PDF) 29 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R402S-CU2L-2000-C Datasheet(HTML) 29 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
29 / 42 page ![]() SPECIFICATIONS ARE FOR REFERENCE ONLY AND SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE – DIMENSIONS IN MILLIMETER 28 Description: IP67 industrial outlets for structured cabling, including Y-ConFlange-10-* and cable fixing IP67-geschützte Anschlussdosen für strukturierte Verkabelung, mit montiertem Y-ConFlange-10-* und Kabelverschraubung Material: Housing Aluminium Gehäuse Flange PBT, UL94V-0 Flansch Cable gland Nylon 6, UL94V-0 Kabelverschraubung Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +80°C Betriebstemp. Cat 5 rail mounted terminal box for cabinet wiring, RJ45 / cage clamp incl. Y-ConJack-22 (with power contacts) Cat 5 Hutschienen-Kabelverteiler für die Schaltschrankverdrahtung. RJ45 / Klemmanschluss inkl. Y-ConJack-22 (mit 2 Kontakten für die Stromversorgung) Specifications: Operating Temp.: -20°C ~ +80°C Betriebstemp. Durability: 1,000 mechanical cycles Lebensdauer Current Rating: 2.1A @ 70°C Bemessungsstrom (power contacts) Y-ConOutlet-10 Y-ConOutlet-11 125.0 151.0 approx. Part Number Cable Outlet Diameter Size Y-ConOutlet-10 5.0 to 9.0mm Y-ConOutlet-11 6.0 to 13.0mm Series Design Number (see table below) Y-ConOutlet - ** Part Number (Details) Series Design Number Y-ConTerminal -10 Part Number (Details) Wiring Diagram |