Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

M41T83SM6F Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No. de pieza M41T83SM6F
Descripción Electrónicos  Serial I2C bus RTC with battery switchover
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T83SM6F Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M41T83SM6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41T83SM6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 61 page
background image
M41T82-M41T83
List of figures
Doc ID 12578 Rev 12
5/61
List of figures
Figure 1.
M41T82 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 2.
M41T83 logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 3.
SO8 (M) connections (M41T82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 4.
QFN16 (QA) connections (M41T83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
SOX18 (MY) connections (M41T83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 6.
M41T82 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
M41T82 hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 8.
M41T83 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
M41T83 hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 10.
Serial bus data transfer sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 11.
Acknowledgement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
Slave address location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 13.
Read mode sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 14.
Alternative read mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 15.
Write mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 16.
Internal load capacitance adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 17.
Crystal accuracy across temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 18.
Clock accuracy vs. on-chip load capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 19.
Clock divider chain and calibration circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 20.
Crystal isolation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 21.
Timer output waveform in free-running mode (with TI/TP = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 22.
Battery check . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 23.
IRQ1/FT/OUT output pin circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Figure 24.
Measurement AC I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 25.
ICC2 vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Figure 26.
Power down/up mode AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 27.
Bus timing requirement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 28.
QFN16 – 16-lead, quad, flat package, no lead, 4 x 4 mm body size outline . . . . . . . . . . . 53
Figure 29.
QFN16 – 16-lead, quad, flat package, no lead, 4 x 4 mm, recommended footprint . . . . . . 54
Figure 30.
32 KHz crystal + QFN16 vs. VSOJ20 mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 31.
SOX18 – 18-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal, outline . . . . . . . . . . . 55
Figure 32.
SO8 – 8-lead plastic small package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 33.
Carrier tape for QFN16, SOX18, and SO8 packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61