| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AS168X-CB2DF080N Datasheet(PDF) 2 Page - Schurter Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS168X-CB2DF080N Datasheet(HTML) 2 Page - Schurter Inc. |
|
2 / 9 page ![]() www.schurter.com 124 Beispiel DC-Version: Nennstrom bei +23°C 10 A Umgebungstemperatur +50°C Korrekturfaktor 1,2 Gewählter Nennstrom bei +50°C Umgebungstemperatur 10 A x 1,2 = 12 A Umgebungs- Korrekturfaktor temperatur [°C] AC-Version DC-Version –20 0,78 0,80 –5 0,82 0,87 0 0,83 0,90 +10 0,87 0,95 +23 0,91 1,00 +30 0,95 1,05 +40 1,00 1,10 +50 1,05 1,20 +60 1,11 1,30 Einfluss der Umgebungstemperatur AC-Schalter sind für eine Umgebungs- temperatur von +40°C geeicht, DC-Schalter für +23°C. Zur Bestimmung des Nennstromes für eine tiefere oder höhere Umgebungs- temperatur ist ein Korrekturfaktor gemäss untenstehender Tabelle zu verwenden: Example DC version: Rated current at +23°C 10 A Ambient temperature +50°C Correction factor 1,2 Chosen rated current at +50°C ambient temperature 10 A x 1,2 = 12 A Tripping characteristic F Auslösekennlinie F Tripping characteristic G Auslösekennlinie G Tripping characteristic H Auslösekennlinie H Ambient Correction factor temperature [°C] AC version DC version –20 0,78 0,80 –5 0,82 0,87 0 0,83 0,90 +10 0,87 0,95 +23 0,91 1,00 +30 0,95 1,05 +40 1,00 1,10 +50 1,05 1,20 +60 1,11 1,30 Effect of ambient temperature AC-breakers are calibrated for an ambient temperature of +40°C, DC-breakers for +23°C. To determine the rated current for a lower or higher ambient temperature, use a correction factor from the table below: Multiple of rated current (x In) Nennstrom-Vielfaches (x In) 1 10 100 1000 x In 0,1ms 1ms 10ms 0,1s 1s 10s 100s 1000s 1hr Multiple of rated current (x In) Nennstrom-Vielfaches (x In) 1 10 100 1000 x In 0,1ms 1ms 10ms 0,1s 1s 10s 100s 1000s 1hr Multiple of rated current (x In) Nennstrom-Vielfaches (x In) 1 10 100 1000 x In 0,1ms 1ms 10ms 0,1s 1s 10s 100s 1000s 1hr MANUAL MOTOR CONTROLLER AND SUPPLEMENTARY PROTECTOR MOTOR- UND GERÄTESCHUTZSCHALTER AS168X |