Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

M34E02-FDW6G Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No. de pieza M34E02-FDW6G
Descripción Electrónicos  2 Kbit serial presence detect (SPD) EEPROM for double data rate (DDR1 and DDR2) DRAM modules
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M34E02-FDW6G Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M34E02-FDW6G Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M34E02-FDW6G Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 34 page
background image
List of tables
M34E02, M34E02-F
4/34
Doc ID 10367 Rev 10
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 3.
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 4.
DRAM DIMM connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 5.
Acknowledge when writing data or defining the write-protection
(instructions with R/W bit = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 6.
Acknowledge when reading the write protection (instructions with R/W bit = 1). . . . . . . . . 20
Table 7.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 8.
Operating conditions (for temperature range 1 devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 9.
Operating conditions (for temperature range 6 devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 10.
AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 11.
Input parameters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 12.
DC characteristics (for temperature range 1 devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 13.
DC characteristics (for temperature range 6 devices) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 14.
AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 15.
UFDFPN8 (MLP8) 8-lead ultra thin fine pitch dual flat package no lead
2 x 3 mm, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 16.
TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 17.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 18.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34