| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PIC16F707 Datasheet(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F707 Datasheet(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 284 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41418A-page 7 PIC16F707/PIC16LF707 TABLE 1: 40/44-PIN ALLOCATION TABLE FOR PIC16F707/PIC16LF707 RA0 2 19 19 Y AN0 — — — — SS(3) — — VCAP(4) RA1 3 20 20 Y AN1 — CPSA0 — — — — — — — RA2 4 21 21 Y AN2 DACOUT CPSA1 — — — — — — — RA3 5 22 22 Y AN3/ VREF VREF CPSA2 — — — — — — — RA4 6 23 23 Y — — CPSA3 T0CKI/ TACKI — — — — — — RA5 7 24 24 Y AN4 — CPSA4 — — — SS(3) —— VCAP(4) RA6 14 31 33 Y — — CPSB1 — — — — — — OSC2/ CLKOUT/ VCAP(4) RA7 13 30 32 Y — — CPSB0 — — — — — — OSC1/ CLKIN RB0 33 8 9 Y AN12 — CPSB8 — — — — IOC/INT Y — RB1 34 9 10 Y AN10 — CPSB9 — — — — IOC Y — RB2 35 10 11 Y AN8 — CPSB10 — — — — IOC Y — RB3 36 11 12 Y AN9 — CPSB11 — CCP2(2) — — IOC Y — RB4 37 14 14 Y AN11 — CPSB12 — — — — IOC Y — RB5 38 15 15 Y AN13 — CPSB13 T1G/ T3CKI — — — IOC Y — RB6 39 16 16 Y — — CPSB14 — — — — IOC Y ICSPCLK/ ICDCLK RB7 40 17 17 Y — — CPSB15 — — — — IOC Y ICSPDAT/ ICDDAT RC0 15 32 34 Y — — CPSB2 T1OSO/ T1CKI — — — — — — RC1 16 35 35 Y — — CPSB3 T1OSI CCP2(2) —— — — — RC2 17 36 36 Y — — CPSB4 TBCKI CCP1 — — — — — RC3 18 37 37 — — — — — — — SCK/SCL — — — RC4 23 42 42 — — — — — — — SDI/SDA — — — RC5 24 43 43 Y — — CPSA9 — — — SDO — — — RC6 25 44 44 Y — — CPSA10 — — TX/CK — — — — RC7 26 1 1 Y — — CPSA11 — — RX/DT — — — — RD0 19 38 38 Y — — CPSB5 T3G — — — — — — RD1 20 39 39 Y — — CPSB6 — — — — — — — RD2 21 40 40 Y — — CPSB7 — — — — — — — RD3 22 41 41 Y — — CPSA8 — — — — — — — RD4 27 2 2 Y — — CPSA12 — — — — — — — RD5 28 3 3 Y — — CPSA13 — — — — — — — RD6 29 4 4 Y — — CPSA14 — — — — — — — RD7 30 5 5 Y — — CPSA15 — — — — — — — RE0 8 25 25 Y AN5 — CPSA5 — — — — — — — RE1 9 26 26 Y AN6 — CPSA6 — — — — — — — RE2 10 27 27 Y AN7 — CPSA7 — — — — — — — RE3 1 18 18 — — — — — — — — — Y(1) MCLR/ VPP VDD 11, 32 7, 28 7,8,28 — — — — — — — — — VDD Vss 12, 31 6, 29 6, 30, 31 — — — — — — — — — VSS Note 1: Pull-up activated only with external MCLR configuration. 2: RC1 is the default pin location for CCP2. RB3 may be selected by changing the CCP2SEL bit in the APFCON register. 3: RA5 is the default pin location for SS. RA0 may be selected by changing the SSSEL bit in the APFCON register. 4: PIC16F707 only. VCAP functionality is selectable by the VCAPEN bits in Configuration Word 2. |