Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BAV70 Datasheet(PDF) 2 Page - Silicon Standard Corp.

No. de pieza BAV70
Descripción Electrónicos  SWITCHING DIODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SSC [Silicon Standard Corp.]
Página de inicio  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

BAV70 Datasheet(HTML) 2 Page - Silicon Standard Corp.

  BAV70 Datasheet HTML 1Page - Silicon Standard Corp. BAV70 Datasheet HTML 2Page - Silicon Standard Corp. BAV70 Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
01/17/2008 Rev.1.00
www.SiliconStandard.com
2
BAV70
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @TA=25°C
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Reverse Breakdown Voltage
V R
70
V
IR=100μA
VF1
0.715
V
IF=1mA
VF2
0.855
V
IF=10mA
VF3
1
V
IF=50mA
Forward voltage
VF4
1.25
V
IF=150mA
Reverse current
IR
2.5
μA
VR=70V
Capacitance between terminals
CT
1.5
pF
VR=0,f=1MHz
Reverse recovery time
t r r
6
ns
IF = IR = 10mA,
Irr= 0.1 x IR, RL = 100Ω



Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com