Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

3521 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

No. de pieza 3521
Descripción Electrónicos  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LUMBERG [Lumberg]
Página de inicio  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

3521 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  3521 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 3521 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct and indirect mating, insulation
displacement technology (IDT)
contact pitch 2.5 mm
3521: for individual conductors
3521-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3521(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3521(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
in conjunction with guide frame 3500,
pin headers 3541, 3541-1, 3545,
3545-1, 3550, 3554,
pin headers acc. to RAST 2.5 standard
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3521(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3521(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3521(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3521(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 120 °C
Rated voltage3
32 V AC
Material group3
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct et indirect,
technologie de déplacement d’isolant
pas des contacts 2,5 mm
3521: pour conducteurs individuels
3521-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3521(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3521(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm en rela-
tion avec cadre de guidage 3500,
réglettes à broches 3541, 3541-1,
3545, 3545-1, 3550, 3554, réglettes à
broches suivant standard RAST 2,5
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3521(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3521(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3521(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3521(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée3
32 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Bestellbezeichnung*
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
3521 02
3521-2 02
2
4950
2,5
7,4
3521 03
3521-2 03
3
3600
5,0
9,9
3521 04
3521-2 04
4
2700
7,5
12,4
3521 05
3521-2 05
5
2250
10,0
14,9
3521 06
3521-2 06
6
1800
12,5
17,4
3521 07
3521-2 07
7
1800
15,0
19,9
3521 08
3521-2 08
8
1350
17,5
22,4
3521 09
3521-2 09
9
1350
20,0
24,9
3521 10
3521-2 10
10
1350
22,5
27,4
3521 11
3521-2 11
11
900
25,0
29,9
3521 12
3521-2 12
12
900
27,5
32,4
3521 13
3521-2 13
13
900
30,0
34,9
3521 14
3521-2 14
14
900
32,5
37,4
3521 15
3521-2 15
15
900
35,0
39,9
3521 16
3521-2 16
16
450
37,5
42,4
3521 17
3521-2 17
17
450
40,0
44,9
3521 18
3521-2 18
18
450
42,5
47,4
3521 19
3521-2 19
19
450
45,0
49,9
3521 20
3521-2 20
20
450
47,5
52,4
3521
3521-2
3521
3521-2
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com