Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LSRF9UG2093-P1-PF
Descripción Electrónicos  DUAL COLOR LED LAMPS
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSRF9UG2093-P1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
1/6
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO.
Package Dimensions
LSRF9UG2093/P1-PF
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Directivity Radiation
2
1.ANODE GREEN
2.COMMON CATHODE
3.ANODE
ORANGE
1
3
9UG
SRF
18.0MIN
2.0MIN
2.0MIN
2.54TYP
2.54TYP
1
2
3
5.2
4.0
4.2
3.0
11.55
±0.5
0.5
TYP
1.5
MAX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com