Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TL34072APR Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

No. de pieza TL34072APR
Descripción Electrónicos  HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL34072APR Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL34072APR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL34072APR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
TL3x071, TL3x071A, TL3x072, TL3x072A, TL3x074, TL3x074A
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS097C – MARCH 1991 – REVISED AUGUST 1996
3
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage, VCC+ (see Note 1)
22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VCC–
– 22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±44 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input)
VCC±
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VCC+
80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VCC–
80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total power dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: TL3307x
– 40
°C to 105°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL3407x
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL3507x
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
–65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1.6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, DW, N, or P package
260
°C
. . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC –.
2. Differential voltages are at the noninverting input with respect to the inverting input. Excessive current flows if input is brought below
VCC – – 0.3 V.
3. The output can be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 105°C
TA = 125°C
PACKAGE
A
POWER RATING
ABOVE TA = 25°C
A
POWER RATING
A
POWER RATING
A
POWER RATING
D
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
261 mW
145 mW
DW
1025 mW
8.2 mW/
°C
656 mW
369 mW
205 mW
N
1150 mW
9.2 mW/
°C
736 mW
414 mW
230 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
360 mW
200 mW
recommended operating conditions
TL3307x
TL3407x
TL3507x
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VCC
±
±2
±22
±2
±22
±2
±22
V
Common mode input voltage VIC
VCC = 5 V
0
2.7
0
2.9
0
2.7
V
Common-mode input voltage, VIC
VCC
± = ±15 V
–15
12.7
–15
12.9
–15
12.7
V
Operating free-air temperature, TA
–40
105
0
70
–55
125
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8