Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TL431ZP Datasheet(PDF) 11 Page - IK Semicon Co., Ltd

No. de pieza TL431ZP
Descripción Electrónicos  Programmable Precision Reference
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IKSEMICON [IK Semicon Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.iksemi.com/en/index.html
Logo IKSEMICON - IK Semicon Co., Ltd

TL431ZP Datasheet(HTML) 11 Page - IK Semicon Co., Ltd

Back Button TL431ZP Datasheet HTML 6Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 7Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 8Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 9Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 10Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 11Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 12Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 13Page - IK Semicon Co., Ltd TL431ZP Datasheet HTML 14Page - IK Semicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
TL431Z
Package Dimensions
D SUFFIX SOIC
(MS - 012AA)
Symbol
MIN
MAX
A
4.80
5.00
B
3.80
4.00
C
1.35
1.75
D
0.33
0.51
F
0.40
1.27
G
H
J
0°
8°
NOTES:
K
0.10
0.25
1. Dimensions A and B do not include mold flash or protrusion.
M
0.19
0.25
2. Maximum mold flash or protrusion 0.15 mm (0.006) per side
P
5.80
6.20
for A; for B ‑ 0.25 mm (0.010) per side.
R
0.25
0.50
1.27
5.72
Dimension, mm
A
B
H
C
K
C M
J
F
M
P
G
D
R x 45
SEATING
PLANE
0.25 (0.010) M
T
-T-
1
8
4
5
Rev. 01



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com