| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
VN410 Datasheet(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN410 Datasheet(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 11 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 26.55 27.05 1.045 1.065 L1(*) 25.35 25.8 0.998 1.016 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 0016037 MULTIWATT-15 (In-Line) MECHANICAL DATA VN410 10/11 |