| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STV7801S Datasheet(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV7801S Datasheet(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 18 page ![]() STV7801S 16/18 16 - PACKAGE MECHANICAL DATA Multiwatt 15 horizontal, shortleads Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 5 0.197 B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026 0.030 G 1.02 1.27 1.52 0.040 0.050 0.060 G1 17.53 17.78 18.03 0.690 0.700 0.709 H1 19.6 20.2 0.772 0.795 H2 19.6 20.2 0.772 0.795 L1 17.8 18 18.2 0.701 0.709 0.717 L2 2.3 2.5 2.8 0.091 0.098 0.110 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 2.7 3 3.3 0.106 0.118 0.130 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 R 1.5 0.059 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075 0.102 Dia1 3.65 3.85 0.144 0.152 A C B E L5 L7 L1 L2 F G1 G H2 L4 L3 S1 S H1 Diam 1 MW15HME V V V V H2 N R1 P R R 3 |