| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STA011 Datasheet(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA011 Datasheet(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 38 page ![]() STA011 Programming specifications 33/38 6.5.5 Loop divider division ratio 6.6 XTAL Table 38. Loop divider division ratio D40 D39 D38 D37 D36 D35 D34 D33 D32 D31 D30 Description Notes …… … … … … … … … … … 0 1 1 110 1 1 0 1 1 N=987 …… … … … … … … … … … 1 0 0 000 0 1 0 1 0 N=1034 Startup configuration …… … … … … … … … … … 1 0 0 001 1 1 0 0 1 N=1081 …… … … … … … … … … … Table 39. XTAL Description Notes D29 0 M_CLK output buffer ON Startup configuration 1 M_CLK output buffer OFF D28 0 M_CLK double ended output Startup configuration 1 M_CLK single ended output Cut-off frequency setting D27 D26 0 0 Maximum cut-off frequency 0 1 Intermediate 1 1 0 Intermediate 2 Startup configuration 1 1 Minimum cut-off frequency D25 0 open loop gain set low 1 open loop gain set high Startup configuration |