| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
M54HC573 Datasheet(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC573 Datasheet(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 12 page ![]() M54HC573 9/12 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.1 2.71 0.083 0.107 a1 3.00 3.70 0.118 0.146 a2 0.63 0.88 1.14 0.025 0.035 0.045 B 1.93 2.03 2.23 0.076 0.080 0.088 b 0.40 0.45 0.50 0.016 0.018 0.020 b1 0.20 0.254 0.30 0.008 0.010 0.012 D 25.14 25.40 25.65 0.990 1.000 1.010 E 7.36 7.62 7.87 0.290 0.300 0.310 e 2.54 0.100 e1 22.73 22.86 22.99 0.895 0.900 0.905 e2 7.62 7.87 8.12 0.300 0.310 0.320 F 7.29 7.49 7.70 0.287 0.295 0.303 I 3.86 0.152 K 11.30 11.56 0.445 0.455 L 1.14 1.27 1.40 0.045 0.050 0.055 DILC-20 MECHANICAL DATA 0016178J |