Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

4050300012575 Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza 4050300012575
Descripción Electrónicos  DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

4050300012575 Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  4050300012575 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH 4050300012575 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH 4050300012575 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH 4050300012575 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH 4050300012575 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Certificates & standards
Energy efficiency class
B
Country specific categorizations
ILCOS
HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
Order reference
41870 WFL 50W 1
Country specific information
Product code
METEL code
SEG-No.
STK number
UK Org
4050300012575
OSRH41870WFL
-
4739512
-
Product datasheet
__
August 25, 2014, 12:57:19
© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.
DECOSTAR 51 50 W 12 V 36° GU5.3
Page 4 of 5



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com