Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

1123003 Datasheet(PDF) 4 Page - Lapp.

No. de pieza 1123003
Descripción Electrónicos  ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LAPP [Lapp.]
Página de inicio  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

1123003 Datasheet(HTML) 4 Page - Lapp.

  1123003 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 1123003 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 1123003 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 1123003 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 1123003 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 1123003 Datasheet HTML 6Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Article number
Number of cores and mm² per
conductor
Outer diameter [mm]
Copper index (kg/km)
Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000
2 X 0.5
5.1
9.6
36
1123001
3 G 0.5
5.4
14.4
42
1123002
3 X 0.5
5.4
14.4
42
1123003
4 G 0.5
5.8
19.2
55
1123004
4 X 0.5
5.8
19.2
55
1123005
5 G 0.5
6.3
24
65
1123006
5 X 0.5
6.3
24
65
1123008
7 G 0.5
6.9
33.6
80
1123009
7 X 0.5
6.9
33.6
80
1123010
8 G 0.5
8.2
38.4
103
1123012
10 G 0.5
8.8
48
112
1123013
12 G 0.5
9.1
57.6
128
1123017
18 G 0.5
10.8
86.4
189
1123020
25 G 0.5
12.7
120
260
1123021
30 G 0.5
13.6
144
294
1123032
2 X 0.75
5.5
14.4
47
1123033
3 G 0.75
5.8
21.6
56
1123034
3 X 0.75
5.8
21.6
56
1123035
4 G 0.75
6.3
28.8
69
1123036
4 X 0.75
6.3
28.8
69
1123037
5 G 0.75
6.9
36
83
1123038
5 X 0.75
6.9
36
83
1123041
7 G 0.75
7.5
50.4
104
1123042
7 X 0.75
7.5
50.4
104
1123046
10 G 0.75
9.8
72
149
1123047
12 G 0.75
10.1
86.4
172
1123048
12 X 0.75
10.1
86.4
172
1123051
18 G 0.75
12
129.6
252
1123054
25 G 0.75
14.1
180
352
1123056
34 G 0.75
16.3
244.8
466
1123066
2 X 1
5.8
19.2
55
1123067
3 G 1
6.1
28.8
67
1123068
3 X 1
6.1
28.8
67



Html Pages

1 2 3 4 5 6