| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RBO08-40T Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RBO08-40T Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 14 page ![]() PACKAGE MECHANICAL DATA D 2PAK Plastic A C2 D R 2.0 MIN. FLAT ZONE A2 V2 C A1 G L L3 L2 B B2 E REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.30 4.60 0.169 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.70 0.93 0.027 0.037 B2 1.40 0.055 C 0.45 0.60 0.017 0.024 C2 1.21 1.36 0.047 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 E 10.00 10.28 0.393 0.405 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15.00 15.85 0.590 0.624 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 L3 1.40 1.75 0.055 0.069 R 0.40 0.016 V2 0 ° 8 ° 0 ° 8 ° FOOT-PRINT D 2PAK 8.90 3.70 1.30 5.08 16.90 10.30 ® RBO08-40G / RBO08-40M / RBO08-40T 8/14 |