Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM1S-0505SH30Z. Datasheet(PDF) 1 Page - AIMTEC

No. de pieza AM1S-0505SH30Z.
Descripción Electrónicos  1 Watt | DC-DC Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1S-0505SH30Z. Datasheet(HTML) 1 Page - AIMTEC

  AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AM1S-0505SH30Z. Datasheet HTML 6Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Series AM1S-Z
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 051e R6.L
1 of 6
North America only
Rev: 05/20/A
FEATURES:
Models
Single output
Model
Input
Voltage
(V)
Output
Voltage
(V)
Output
Current
max
(mA)
Isolation
(VDC)
Max
Capacitive
Load (µF)
Input Current
Full Load | No
Load (mA)
Efficiency
(%)
AM1S-0303SZ
2.97-3.63
3.3
303
1000
220
421
25
72
AM1S-0305SZ
2.97-3.63
5
200
1000
220
394
25
77
AM1S-0307SZ
2.97-3.63
7.2
138.9
1000
220
384
25
79
AM1S-0309SZ
2.97-3.63
9
111.1
1000
220
404
30
75
AM1S-0312SZ
2.97-3.63
12
100
1000
220
473
45
77
AM1S-0315SZ
2.97-3.63
15
66.6
1000
220
384
35
79
AM1S-0318SZ
2.97-3.63
18
55.5
1000
220
399
35
76
AM1S-0324SZ
2.97-3.63
24
50
1000
220
461
53
79
AM1S-0503SZ
4.5-5.5
3.3
303
1000
220
257
20
78
AM1S-0505SZ
4.5-5.5
5
200
1000
220
247
25
81
AM1S-0507SZ
4.5-5.5
7.2
138.9
1000
220
241
16
83
AM1S-0509SZ
4.5-5.5
9
111.1
1000
220
250
26
80
AM1S-0512SZ
4.5-5.5
12
100
1000
220
300
25
80
AM1S-0515SZ
4.5-5.5
15
66.6
1000
220
244
35
82
AM1S-0518SZ
4.5-5.5
18
55.5
1000
220
247
25
81
AM1S-0524SZ
4.5-5.5
24
50
1000
220
289
35
83
AM1S-1203SZ
10.8-13.2
3.3
303
1000
220
107
15
78
AM1S-1205SZ
10.8-13.2
5
200
1000
220
105
16
79
AM1S-1207SZ
10.8-13.2
7.2
138.9
1000
220
100
16
83
AM1S-1209SZ
10.8-13.2
9
111.1
1000
220
107
15
78
AM1S-1212SZ
10.8-13.2
12
100
1000
220
125
20
80
AM1S-1215SZ
10.8-13.2
15
66.6
1000
220
105
15
79
AM1S-1218SZ
10.8-13.2
18
55.5
1000
220
104
20
80
AM1S-1224SZ
10.8-13.2
24
50
1000
220
123
25
71
AM1S-2403SZ
21.6-26.4
3.3
303
1000
220
54
8
77
AM1S-2405SZ
21.6-26.4
5
200
1000
220
52
8
80
AM1S-2407SZ
21.6-26.4
7.2
138.9
1000
220
54
10
77
AM1S-2409SZ
21.6-26.4
9
111.1
1000
220
54
7
77
AM1S-2412SZ
21.6-26.4
12
100
1000
220
62
8
80
AM1S-2415SZ
21.6-26.4
15
66.6
1000
220
51
8
81
AM1S-2418SZ
21.6-26.4
18
55.5
1000
220
52
8
80
AM1S-2424SZ
21.6-26.4
24
50
1000
220
60
9
83
AM1S-4803SZ
43.2-52.8
3.3
303
1000
220
29
6
73
AM1S-4805SZ
43.2-52.8
5
200
1000
220
28
6
74
AM1S-4807SZ
43.2-52.8
7.2
138.9
1000
220
27
7
77
AM1S-4809SZ
43.2-52.8
9
111.1
1000
220
27
5
78
AM1S-4812SZ
43.2-52.8
12
100
1000
220
32
5
77
AM1S-4815SZ
43.2-52.8
15
66.6
1000
220
27
5
76
AM1S-4818SZ
43.2-52.8
18
55.5
1000
220
28
8
75
AM1S-4824SZ
43.2-52.8
24
50
1000
220
31
8
80
AM1S-0303SH30Z
2.97-3.63
3.3
303
3000
220
421
25
72
AM1S-0305SH30Z
2.97-3.63
5
200
3000
220
394
25
77
AM1S-0307SH30Z
2.97-3.63
7.2
138.9
3000
220
384
25
79
AM1S-0309SH30Z
2.97-3.63
9
111.1
3000
220
404
30
75
AM1S-0312SH30Z
2.97-3.63
12
100
3000
220
473
45
77
AM1S-0315SH30Z
2.97-3.63
15
66.6
3000
220
384
35
79
AM1S-0318SH30Z
2.97-3.63
18
55.5
3000
220
399
35
76
AM1S-0324SH30Z
2.97-3.63
24
50
3000
220
461
53
79
•
RoHS compliant
• Operating temperature -40oC to + 85oC
•
4 Pin SIP Package
• Input / Output isolation 1000 and 3000VDC
•
Low ripple and noise
• Pin compatible with multiple manufacturers
•
High efficiency up to 83%
Click on Series name for product info on aimtec.com


Número de pieza similar - AM1S-0505SH30Z.

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM1S-0505SH30Z AIMTEC-AM1S-0505SH30Z Datasheet
291Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1S-0505SH30Z AIMTEC-AM1S-0505SH30Z Datasheet
444Kb / 5P
1 Watt | DC-DC Converter
Rev: 03/22/A
More results

Descripción similar - AM1S-0505SH30Z.

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com