| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
GW-P9LR31-PM Datasheet(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GW-P9LR31-PM Datasheet(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
2 / 24 page ![]() 2017-11-10 2 Version 1.2 GW P9LR31.PM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 23 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 means that only one group PS, PT will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 means that only one forward voltage group 18,J8,S8 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PS, PT enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 18,J8,S8 enthalten (siehe Seite 5). GW P9LR31.PM-PRPS-XX57-1 3000 520 ... 610 Q65112A5131 GW P9LR31.PM-PRPS-XX55-1 4000 520 ... 610 Q65112A4018 GW P9LR31.PM-PSPT--XX55-1 4000 563 ... 658 Q65112A1556 GW P9LR31.PM-PRPS-XX53-1 5000 520 ... 610 Q65112A4019 GW P9LR31.PM-PSPT-XX53-1 5000 563 ... 658 Q65112A1557 GW P9LR31.PM-PRPS-XX52-1 5700 520 ... 610 Q65112A4020 GW P9LR31.PM-PSPT-XX52-1 5700 563 ... 658 Q65112A1558 GW P9LR31.PM-PRPS-XX51-1 6500 520 ... 610 Q65112A1559 |