Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GW-KAHLB2-DM Datasheet(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

No. de pieza GW-KAHLB2-DM
Descripción Electrónicos  SOLERIQ® S 19
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-KAHLB2-DM Datasheet(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
GW KAHLB2.DM
9 Version 1.3 | 2020-03-05
Forward current 6), 7)
I
F = f(VF); TS = 85 °C
GW KAHLB2.DM
31 32
34
36
38
40
VF [V]
80
1920
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
IF [mA]
Relative Luminous Flux 6), 7)
Φ
v/Φv(1050 mA) = f(IF); TS = 85 °C
GW KAHLB2.DM
IF [mA]
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
ΦV
ΦV(1050mA)
Chromaticity Coordinate Shift 6)
ΔCx, ΔCy = f(I
F); TS = 85 °C
GW KAHLB2.DM
IF [mA]
-0,02
-0,01
0,00
0,01
0,02
∆Cx
∆Cy
: ∆ Cx
: ∆ Cy



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com