| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
M29W008T Datasheet(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29W008T Datasheet(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 30 page ![]() TSOP-a D1 E 1 N CP B e A2 A N/2 D DIE C L A1 α Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.95 1.05 0.037 0.041 B 0.17 0.27 0.007 0.011 C 0.10 0.21 0.004 0.008 D 19.80 20.20 0.780 0.795 D1 18.30 18.50 0.720 0.728 E 9.90 10.10 0.390 0.398 e0.50– – 0.020 – – L 0.50 0.70 0.020 0.028 α 0 ° 5 ° 0 ° 5 ° N40 40 CP 0.10 0.004 Drawing is not to scale. TSOP40 Normal Pinout - 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10 x 20mm 29/30 M29W008T, M29W008B |