Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

M29W160FBT80ZASE Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

No. de pieza M29W160FBT80ZASE
Descripción Electrónicos  16 Mbit or 32 Mbit (x 8 or x 16, boot block) 3 V supply Flash memory
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NUMONYX [Numonyx B.V]
Página de inicio  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M29W160FBT80ZASE Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M29W160FBT80ZASE Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 57 page
background image
M29W160FT, M29W160FB, M29W320FT, M29W320FB
Contents
3/57
4.5
Unlock Bypass Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.6
Unlock Bypass Reset command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.7
Chip Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.8
Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.9
Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.10
Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.11
Read CFI Query command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5
Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1
Data Polling bit (DQ7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.2
Toggle bit (DQ6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3
Error bit (DQ5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.4
Erase Timer bit (DQ3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.5
Alternative Toggle bit (DQ2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8
Package mechanical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Appendix A
Block address table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Appendix B
Common Flash interface (CFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Appendix C
Block protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.1
Programmer technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
9.2
In-system technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57