Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STM32L462CEU3TR Datasheet(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32L462CEU3TR
Descripción Electrónicos  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, AES
PDF  198 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L462CEU3TR Datasheet(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L462CEU3TR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 198 page
background image
DocID029969 Rev 1
9/198
STM32L462CE STM32L462RE STM32L462VE
List of tables
9
Table 92.
UFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid array
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Table 93.
UFBGA64 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Table 94.
WLCSP64 - 64-ball, 3.357x3.657 mm 0.4 mm pitch wafer level chip scale
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Table 95.
WLCSP64 recommended PCB design rules (0.4 mm pitch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Table 96.
UFQFPN48 - 48-lead, 7x7 mm, 0.5 mm pitch, ultra thin fine pitch quad flat
package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Table 97.
Package thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Table 98.
STM32L462xx ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Table 99.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com