| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LM237 Datasheet(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM237 Datasheet(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.2 15.9 0.598 0.625 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L9 3.5 4.2 0.137 0.165 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 L6 L7 L2 Dia. L5 L4 L9 TO-220 MECHANICAL DATA P011C LM137-LM237-LM337 12/14 |