Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SY7618CS Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza SY7618CS
Descripción Electrónicos  Lithium-ion battery charging/discharging solution
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TKPLUSEMI [Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  https://www.tkplusemi.com/
Logo TKPLUSEMI - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

SY7618CS Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd.

Back Button SY7618CS Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. SY7618CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Siyuan Semiconductor Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
                
锂电池充电/放电解决方案 SY7618/SY7619
SY7618/SY7619 Rev1.2
http://www.tkplusemi.com
深圳市思远半导体有限公司 
IOUT
输出电流
VBAT=2.9~4.2V
-
1.2
-
A
η
转换效率
VBAT=4.2V
VOUT=5.05V&IOUT=
1A
93
-
-
%
DMAX
最大占空比
-
85
-
%
Tmin
最小导通时间
100
ns
IEND
放电结束电流
-
7
-
mA
VRIPPLE
输出纹波电压
VOUT=5.05V&IOUT=
1A
-
100
-
mV
TSHUT
输出无负载
关闭LED和VOUT时间
-
16
-
S
VSHORT
短路保护电压
-
4.3
-
V
VOOVP
输出过压保护
-
5.5
-
V
TSS
软启动时间
-
1.2
-
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com