| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
L3030 Datasheet(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3030 Datasheet(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 29 page ![]() FLEXIWATT 15 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.00 0.196 B 1.90 0.074 b1 0.1 0.004 D 4 ° (typ.) E 0.30 0.012 F 0.90 0.035 F1 0.57 0.022 G 1.77 1.9 2.03 0.070 0.075 0.080 G1 26.77 1.054 H1 29.00 1.142 H2 28.00 1.102 H3 17.00 0.669 H4 0.80 0.031 L 19.05 19.95 0.75 0.785 L1 1.10 1.40 0.043 0.055 L2 2.60 2.90 0.102 0.114 L3 15.35 15.65 0.604 0.616 N1 10 0.394 N3 6.8 0.268 N4 3.8 0.15 Dia1 13.00 0.511 H1 H2 H3 Dia.2 Dia.4 H4 Dia.3 G G1 D D F1 A E B FLEX15 b1 F L3000S - L3030 26/29 |