| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STM32H533CEU7TR Datasheet(PDF) 90 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32H533CEU7TR Datasheet(HTML) 90 Page - STMicroelectronics |
|
90 / 231 page ![]() PB0 UART4_CTS - - - - - - EVENTOUT PB1 - - - - - - - EVENTOUT PB2 - OCTOSPI1_CLK OCTOSPI1_DQS - SDMMC1_CMD - - EVENTOUT PB3 LPUART1_TX FDCAN2_TX CRS_SYNC - - - UART5_TX EVENTOUT PB4 - I2C3_SDA I3C2_SDA - - DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PB5 - FDCAN2_RX I3C2_SCL - - DCMI_D10/PSSI_D10 UART5_RX EVENTOUT PB6 LPUART1_TX FDCAN2_TX OCTOSPI1_NCS - - DCMI_D5/PSSI_D5 UART5_TX EVENTOUT PB7 LPUART1_RX FDCAN1_TX - - FMC_NL DCMI_VSYNC/PSSI_R DY -EVENTOUT PB8 UART4_RX FDCAN1_RX - - SDMMC1_D4 DCMI_D6/PSSI_D6 - EVENTOUT PB9 UART4_TX FDCAN1_TX - - SDMMC1_D5 DCMI_D7/PSSI_D7 - EVENTOUT PB10 - OCTOSPI1_NCS - - - - - EVENTOUT PB12 - FDCAN2_RX - - - - UART5_RX EVENTOUT PB13 LPUART1_RX FDCAN2_TX - - SDMMC1_D0 - UART5_TX EVENTOUT PB14 UART4_RTS - - - - - - EVENTOUT PB15 UART4_CTS - OCTOSPI1_CLK - - DCMI_D2/PSSI_D2 UART5_RX EVENTOUT Table 16. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 LPUART1/S DMMC1/UA RT4/5 FDCAN1/2/FMC[NAND16)/ FMC[NORmux)/FMC[NOR_RAM)/ I2C3/I3C2/OCTOSPI CRS/FMC[NAND1 6)/I3C2/OCTOSPI/ SDMMC1/USB_ FMC[NAND16)/ OCTOSPI/SDM MC1/USB_PD FMC[NAND16)/FMC [NORmux)/FMC[NO R_RAM)/SDMMC1 DCMI/FMC[NAND16 )/FMC[NORmux)/FM C[NOR_RAM) TIM2/UART 5/USART6 SYS |