Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

4152 Datasheet(PDF) 2 Page - Adafruit Industries

No. de pieza 4152
Descripción Electrónicos  Break-away 0.1" 36-pin strip male header - Yellow - 10 pack
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ADAFRUIT [Adafruit Industries]
Página de inicio  https://www.adafruit.com/
Logo ADAFRUIT - Adafruit Industries

4152 Datasheet(HTML) 2 Page - Adafruit Industries

  4152 Datasheet HTML 1Page - Adafruit Industries 4152 Datasheet HTML 2Page - Adafruit Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TECHNICAL DETAILS
Height: 11.5mm / 0.4"
Weight (single header): 2g
We have a ton of different types, sizes, and shape headers in the store -
check'em out!
                                                  https://www.adafruit.com/product/4152/4‐26‐19



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com