| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LSA67B Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LSA67B Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS A67B, LO A67B, LY A67B 2006-03-17 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength)5) page 15 Gruppe Group orange yellow Einheit Unit min. max. min. max. 2 600 603 580 583 nm 3 603 606 583 586 nm 4 606 609 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) S2 T1 T2 U1 U2 V1 224 ... 280 280 ... 355 355 ... 450 450 ... 560 560 ... 710 710 ... 900 760 (typ.) 950 (typ.) 1200 (typ.) 1500 (typ.) 1900 (typ.) 2400 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur 4 Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden. Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: T2-3 Example: T2-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength T2 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |