Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STM32G474CEU7 Datasheet(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32G474CEU7
Descripción Electrónicos  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer
PDF  232 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474CEU7 Datasheet(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474CEU7 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32G474CEU7 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 232 page
background image
DS12288 Rev 1
7/232
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
List of tables
9
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32G474xB/xC/xE features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.
STM32G474xB/xC/xE peripherals interconnect matrix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 4.
DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 5.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 6.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 7.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 8.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 9.
USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 10.
SAI implementation for the features implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 11.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 12.
STM32G474xB/xC/xE pin definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 13.
Alternate function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 14.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Table 15.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 16.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Table 17.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Table 18.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 19.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Table 20.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Table 21.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from Flash in single Bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . 89
Table 22.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from Flash in dual bank, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . 91
Table 23.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data
processing running from Flash in single bank, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 24.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from Flash in dual bank, ART disable . . . . . . . . . . . . . 95
Table 25.
Current consumption in Run and Low-power run modes,
code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Table 26.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 27.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes,
with different codes running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 28.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 29.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from SRAM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Table 30.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from CCMSRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 31.
Current consumption in Sleep and Low-power sleep mode Flash ON . . . . . . . . . . . . . . . 106
Table 32.
Current consumption in low-power sleep modes, Flash in power-down. . . . . . . . . . . . . . 107
Table 33.
Current consumption in Stop 1 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 34.
Current consumption in Stop 0 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 35.
Current consumption in Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Table 36.
Current consumption in Shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 37.
Current consumption in VBAT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Table 38.
Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115