Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TMP86FS28DFG Datasheet(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

No. de pieza TMP86FS28DFG
Descripción Electrónicos  8 Bit Microcontroller
PDF  272 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Página de inicio  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TMP86FS28DFG Datasheet(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TMP86FS28DFG Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TMP86FS28DFG Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 272 page
background image
iv
11.2 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
11.3 Serial clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
11.3.1 Clock source ....................................................................................................................................... 153
11.3.1.1 Internal clock
11.3.1.2 External clock
11.3.2 Shift edge............................................................................................................................................ 155
11.3.2.1 Leading edge
11.3.2.2 Trailing edge
11.4 Number of bits to transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
11.5 Number of words to transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
11.6 Transfer Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
11.6.1 4-bit and 8-bit transfer modes............................................................................................................. 156
11.6.2 4-bit and 8-bit receive modes ............................................................................................................. 158
11.6.3 8-bit transfer / receive mode ............................................................................................................... 159
12. Asynchronous Serial interface (UART1 )
12.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
12.2 Control
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
12.3 Transfer Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
12.4 Transfer Rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
12.5 Data Sampling Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
12.6 STOP Bit Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
12.7 Parity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
12.8 Transmit/Receive Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
12.8.1 Data Transmit Operation .................................................................................................................... 166
12.8.2 Data Receive Operation ..................................................................................................................... 166
12.9 Status Flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
12.9.1 Parity Error.......................................................................................................................................... 167
12.9.2 Framing Error...................................................................................................................................... 167
12.9.3 Overrun Error...................................................................................................................................... 167
12.9.4 Receive Data Buffer Full..................................................................................................................... 168
12.9.5 Transmit Data Buffer Empty ............................................................................................................... 168
12.9.6 Transmit End Flag .............................................................................................................................. 169
13. Asynchronous Serial interface (UART0 )
13.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
13.2 Control
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
13.3 Transfer Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
13.4 Transfer Rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.5 Data Sampling Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13.6 STOP Bit Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13.7 Parity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13.8 Transmit/Receive Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
13.8.1 Data Transmit Operation .................................................................................................................... 176
13.8.2 Data Receive Operation ..................................................................................................................... 176
13.9 Status Flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
13.9.1 Parity Error.......................................................................................................................................... 177
13.9.2 Framing Error...................................................................................................................................... 177
13.9.3 Overrun Error...................................................................................................................................... 177
13.9.4 Receive Data Buffer Full..................................................................................................................... 178
13.9.5 Transmit Data Buffer Empty ............................................................................................................... 178
13.9.6 Transmit End Flag .............................................................................................................................. 179



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More