Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STM32H562RI Datasheet(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32H562RI
Descripción Electrónicos  Arm® Cortex®-M33 32-bit MCU TrustZone® FPU, 375 DMIPS, 250 MHz, 2-Mbyte flash, 640-Kbyte RAM, math accelerators
PDF  270 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H562RI Datasheet(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H562RI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32H562RI Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 270 page
background image
List of tables
STM32H562xx and STM32H563xx
8/270
DS14258 Rev 5
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Table 2.
STM32H56xxx features and peripheral counts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.
STM32H562/H563 boot mode when TrustZone is disabled (TZEN = 0xC3) . . . . . . . . . . . 24
Table 4.
STM32H562/H563 boot mode when TrustZone is enabled (TZEN = 0xB4). . . . . . . . . . . . 25
Table 5.
ADC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 6.
Timer features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 7.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 8.
I3C peripheral controller/target features versus MIPI v1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 9.
USART, UART and LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 10.
SPI features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 11.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 12.
SDMMC features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 13.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Table 14.
STM32H562xx and STM32H563xx pin/ball definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Table 15.
Alternate functions AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 16.
Alternate functions AF8 to AF15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 17.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Table 18.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 19.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 20.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Table 21.
Maximum allowed clock frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Table 22.
Supply voltage and maximum frequency configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 23.
Characteristics of SMPS step-down converter external components . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Table 24.
Operating conditions at power-up/down (regulator ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Table 25.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Table 26.
Embedded reference voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 27.
Internal reference voltage calibration value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Table 28.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from flash memory, 2-way instruction cache ON, PREFETCH ON . . . . . . . . . . . 136
Table 29.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from flash memory, 1-way instruction cache ON, PREFETCH ON . . . . . . . . . . . 137
Table 30.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from SRAM with cache 1-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Table 31.
Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from SRAM with cache 2-way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Table 32.
Typical consumption in Run mode with CoreMark running
from flash memory and SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Table 33.
Typical consumption in Run mode with SecureMark running from
flash memory and SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 34.
Typical and maximum current consumption in Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Table 35.
Typical and maximum current consumption in Stop mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Table 36.
Typical and maximum current consumption in Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Table 37.
Typical and maximum current consumption in VBAT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Table 38.
Peripheral current consumption in Sleep mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Table 39.
Low-power mode wake-up timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 40.
High-speed external user clock characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Table 41.
Low-speed external user clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Table 42.
4-50 MHz HSE oscillator characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150