| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ME8115D8G Datasheet(PDF) 6 Page - Micronetics, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ME8115D8G Datasheet(HTML) 6 Page - Micronetics, Inc. |
|
6 / 15 page ![]() ME8115 V08 www.microne.com.cn Page 6 of 15 极限参数 参数 极限值 单位 供电电压,VCC 18 V 引脚输入电压 VCC+0.3 V OC集电极承受电压 -0.3-700 V 峰值开关电流 800 mA 总耗散功率 1000 mW 工作温度范围 -20~+125 ℃ 储存温度范围 -55~+150 ℃ 焊接温度 +260(10S推荐工作条件) ℃ 注:在极限值之外或任何其他条件下,芯片的工作性能不予保证。 推荐工作条件 参数 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压,VCC 4.3 6.5 9.0 V 引脚输入电压 -0.3 - VCC V 峰值反向电压 - - 550 V 峰值开关电流 - - 650 mA 振荡频率 52 60 66 KHz 工作温度 0 - 100 ℃ |