Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LAE67B Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LAE67B
Descripción Electrónicos  Power TOPLED Enhanced optical Power LED (HOP2000)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LAE67B Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LAE67B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LAE67B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B
2003-05-26
5
1) Wellenlängengruppen
Wavelength groups
Gruppe
Group
amber
orange
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
min.
max.
2
612
616
600
603
580
583
nm
3
616
620
603
606
583
586
nm
4
620
624
606
609
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
3) Durchlassspannungsgruppen für
super-rot / orange / gelb
Forward voltage groups for
super-red / orange / yellow
4) Durchlassspannungsgruppen für amber
Forward voltage groups for amber
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward voltage
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
3
1.9
2.2
V
3A
1.90
2.05
V
4
2.2
2.5
V
3B
2.05
2.20
V
4A
2.20
2.35
V
4B
2.35
2.50
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Luminous Intensity Groups
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Lichtstärke
Luminous Intensity
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous Flux
Φ
V (mlm)
T2
U1
U2
V1
V2
AA
355 ...
450
450 ...
560
560 ...
710
710 ...
900
900 ... 1120
1120 ... 1400
1200 (typ.)
1500 (typ.)
1900 (typ.)
2400 (typ.)
3000 (typ.)
3750 (typ.)
Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ±11 % ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ±11 %.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: AA-3-4A
Example: AA-3-4A
Lichtgruppe
Luminous Intensity Group
Halbgruppe
Half Group
Wellenlänge
Wavelength
Durchlassspannung
Forward Voltage
AA
3
4A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com