| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
B32321 Datasheet(PDF) 5 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B32321 Datasheet(HTML) 5 Page - EPCOS |
|
5 / 6 page ![]() AC Film Capacitors B 32 321 / ...23 Motor Run UL Series – Construction Only Issue No. 2 07/01 Page 5 of 6 UN Vac CN µF Max. dimensions d x l (mm) B32321/23 Ordering code Packing unit (pcs.) 400 2 30 x 62 B323**-B4205-+0$0 112 3 30 x 62 B323**-B4305-+0$0 112 4 30 x 62 B323**-B4405-+0$0 112 5 30 x 62 B323**-B4505-+0$0 112 6 30 x 62 B323**-B4605-+0$0 112 7 35 x 62 B323**-B4705-+0$0 84 8 35 x 62 B323**-B4805-+0$0 84 10 35 x 62 B323**-B4106-+0$0 84 12 35 x 71 B323**-B4126-+0$0 84 15 40 x 71 B323**-B4156-+0$0 45 20 40 x 71 B323**-B4206-+0$0 45 25 40 x 98 B323**-B4256-+0$0 45 30 40 x 98 B323**-B4306-+0$0 45 35 45 x 95 B323**-A4356-+0$0 45 40 45 x 95 B323**-A4406-+0$0 45 45 50 x 95 B323**-A4456-+0$0 32 50 50 x 95 B323**-A4506-+0$0 32 |