Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

NCE100ED65VT4 Datasheet(PDF) 7 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

No. de pieza NCE100ED65VT4
Descripción Electrónicos  650V 100A Trench FS Gen.7 IGBT
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.ncepower.com
Logo NCEPOWER - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

NCE100ED65VT4 Datasheet(HTML) 7 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd

  NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 1Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 2Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 3Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 4Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 5Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 6Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 7Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd NCE100ED65VT4 Datasheet HTML 8Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Wuxi NCE Power Co., Ltd
Page
preview
7
NCE100ED65VT4
http://www.ncepower.com
TO-247-4L(B) Package Information
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.83
5.21
0.19
0.21
A1
2.29
2.54
0.09
0.10
A2
1.91
2.16
0.08
0.09
b
1.07
1.33
0.04
0.05
b1
2.39
2.94
0.09
0.12
b3
1.07
1.60
0.04
0.06
b5
2.39
2.69
0.09
0.11
c
0.55
0.68
0.02
0.03
D
23.30
23.60
0.92
0.93
D1
16.25
17.65
0.64
0.69
D2
0.95
1.25
0.04
0.05
E
15.75
16.13
0.62
0.64
E1
13.10
14.15
0.52
0.56
E2
3.68
5.10
0.14
0.20
E3
1.00
1.90
0.04
0.07
E4
12.38
13.43
0.49
0.53
e
2.54 BSC
0.1 BSC
e1
5.08 BSC
0.2 BSC
L
17.31
17.82
0.68
0.70
L1
3.97
4.37
0.16
0.17
L2
2.35
2.65
0.09
0.10
ΦP
3.51
3.65
0.14
0.14
Q
5.49
6.00
0.22
0.24
S
6.04
6.30
0.24
0.25
T
17.5° REF.
W
3.5° REF.
X
4.0° REF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com