| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
OCP8191MAD Datasheet(PDF) 3 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OCP8191MAD Datasheet(HTML) 3 Page - Shanghai Orient-Chip Technology Co.,LTD. |
|
3 / 10 page ![]() Page 3 - 10 Ver. 1.0 Oct. 13, 2015 OCP8191 非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器 绝对最大额定值(注 1) 符号 参数 范围 单位 VCC 芯片电源电压 7.0 V Drain 功率MOSFET漏端电压 -0.3 to 550 V θ JA 封装热阻(TO-92) 120 °C/W 封装热阻(TSOT-23-5L) 250 °C/W TA 工作环境温度 −40 ~ 85 °C TJ 工作结温 −40 ~ 150 °C TSTO 存储温度 −65 ~ 150 °C TL 管脚温度(焊接10秒) 260 °C ESD HBM 3 KV MM 250 V 推荐工作范围(注 2) 符号 参数 范围 单位 TA 工作环境温度 −40 ~ 85 °C |