Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2N6111 Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No. de pieza 2N6111
Descripción Electrónicos  SILICON PNP SWITCHING TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

2N6111 Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  2N6111_03 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics 2N6111_03 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 2N6111_03 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 2N6111_03 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.052
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.40
0.645
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.260
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.60
0.102
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
P011CI
TO-220 MECHANICAL DATA
2N6111
3/4



Html Pages

1 2 3 4