| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SC2453ITSTR Datasheet(PDF) 4 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC2453ITSTR Datasheet(HTML) 4 Page - Semtech Corporation |
|
4 / 14 page ![]() 4 2002 Semtech Corp. www.semtech.com SC2453 POWER MANAGEMENT PRELIMINARY Electrical Characteristics (Cont.) Unless specified: T A = 25°C, VCC = 12V, fs = 600KHz r e t e m a r a Ps n o i t i d n o C t s e Tn i Mp y Tn i Ms t i n U e l c y C y t u D e l c y C y t u D m u m i x a M 2 & 1 M W Pz H k 0 0 1 = s f6 9% e l c y C y t u D m u m i x a M 2 & 1 M W Pz H k 0 0 7 = s f7 7% e l c y C y t u D m u m i n i M 2 & 1 M W P 5% t i m i L t n e r r u C e g a tl o V t e S M I L I 2 & 1 H C 2V n w o D t u h S / t r a t S t f o S t n e r r u C e g r a h C 5A µ t n e r r u C e g r a h c s i D 2A m e g a tl o V d l o h s e r h T e l b a s i D 5 . 0V n w o D t u h S o t w o L e l b a s i D 0 5s µ t u p t u O ) H ( e c n a t s i s e R - n O e v ir D e t a G 2 Ω ) L ( e c n a t s i s e R - n O e v ir D e t a G 2 Ω e m i T e s i RC T U O F p 0 0 0 1 =0 2S n e m i T ll a FC T U O F p 0 0 0 1 =0 2S n d o o G r e w o P l e v e L p ir T h g i H 2 B F & 1 B F 5 5 . 0V s i s e r e t s y H 1% l e v e L p ir T w o L 2 B F & 1 B F 5 4 . 0V s i s e r e t s y H 1% l e v e L w o L t u p t u O K O R W P V e g a k a e L h g i H t u p t u O K O R W P A µ |