Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPC79M18HF Datasheet(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza UPC79M18HF
Descripción Electrónicos  BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC79M18HF Datasheet(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button UPC79M18HF Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp UPC79M18HF Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Data Sheet G11629EJ7V0DS
8
μPC79Mxx Series
TJ =
−20°C
+25°C
+125°C
ΔVO = 2
VO
IOpeak VS. (VIN
− VO)
(VIN
− VO) − Input to Output Voltage Differential − V
1.5
1.0
0.5
010
20
30
LINE TRANSIENT RESPONSE ( PC79M05)
t
− Time − s
− 15
− 20
− 10
− 0.5
0
0.5
020
40
60
80
RO VS. f ( PC79M05)
f
− Frequency - Hz
10
1
0.1
0.01
0.001
10
100
1 k
10 k
100 k
VIN =
−10 V
300 mA
≤ IO ≤ 400 mA
CIN = 2.2 F
COUT = 1 F
0.5
1.0
0
0.1
0
− 0.1
020
40
60
80
VIN =
−10 V
COUT = 1 F
IO = 350 mA
COUT = 1 F
μ
μ
μ
μ
μ
LOAD TRANSIENT RESPONSE ( PC79M05)
t
− Time − s
μ
μ
μ
μ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com