Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LOA67K Datasheet(PDF) 5 Page - ams AG

No. de pieza LOA67K
Descripción Electrónicos  SIDELED® Ambient Lighting
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AMSCO [ams AG]
Página de inicio  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

LOA67K Datasheet(HTML) 5 Page - ams AG

  LOA67K Datasheet HTML 1Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 2Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 3Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 4Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 5Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 6Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 7Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 8Page - ams AG LOA67K Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
LO A67K
DATASHEET
DATASHEET
5 | Version 1.6 | 2022-09-01
Characteristics
I
F = 2 mA; TS = 25 °C
Parameter
Symbol
Values
Peak Wavelength
λ
peak
typ.
610 nm
Dominant Wavelength 3)
I
F = 2 mA
λ
dom
min.
typ.
max.
600 nm
606 nm
609 nm
Spectral Bandwidth at 50% I
rel,max
∆λ
typ.
16 nm
Viewing angle at 50% I
V
typ.
120 °
Forward Voltage 4)
I
F = 2 mA
V
F
min.
typ.
max.
1.70 V
1.80 V
2.20 V
Reverse current 2)
V
R = 12 V
I
R
typ.
max.
0.01 µA
10 µA
Temperature Coefficient of Peak Wavelength
-10°C ≤ T ≤ 100°C
TC
λpeak
typ.
0.14 nm / K
Real thermal resistance junction/ambient 5)6)
R
thJA real
max.
480 K / W
Real thermal resistance junction/solderpoint 5)
R
thJS real
max.
250 K / W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com