| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ICS951104 Datasheet(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS951104 Datasheet(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
6 / 21 page ![]() 6 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS951104 Preliminary Product Preview 0485G—10/13/05 Byte 7: Revision ID and Device ID Register Byte 8: Byte Count Read Back Register Byte 5: Programming Edge Rate (1 = enable, 0 = disable) Byte 6: Vendor ID Register (1 = enable, 0 = disable) t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B7 e t y B0 w o h d n a t n u o c e t y b e r u g if n o c ll i w r e t s i g e r s i h t o t g n it ir W : e t o N s i tl u a f e d , k c a b d a e r e b ll i w s e t y b y n a m F 0 H . s e t y b 5 1 = 6 ti B6 e t y B0 5 ti B5 e t y B0 4 ti B4 e t y B0 3 ti B3 e t y B1 2 ti B2 e t y B1 1 ti B1 e t y B1 0 ti B0 e t y B1 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B7 D I e c i v e D0 e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I e c i v e D . e s a c s i h t n i " H 2 2 " 6 ti B6 D I e c i v e D0 5 ti B5 D I e c i v e D1 4 ti B4 D I e c i v e D0 3 ti B3 D I e c i v e D0 2 ti B2 D I e c i v e D0 1 ti B1 D I e c i v e D1 0 ti B0 D I e c i v e D0 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 ti B3 ti B D I n o i s i v e RX n o i s i v e r s ' e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I n o i s i v e R 6 ti B2 ti B D I n o i s i v e RX 5 ti B1 ti B D I n o i s i v e RX 4 ti B0 ti B D I n o i s i v e RX 3 ti B3 ti B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 2 ti B2 ti B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 1 ti B1 ti B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 0 ti B0 ti B D I r o d n e V1 ) d e v r e s e R ( t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S E _ K L C I C P 6 ti B X0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 5 K L C I C P 5 ti B 4 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 4 K L C I C P 3 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 3 K L C I C P 2 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 2 K L C I C P 1 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 1 K L C I C P 0 ti BX 0 e l b a p p o t S = 1 ; n u R e e r F = 0 , ti b e l b a n e P O T S _ I C P a i v P O T S 0 K L C I C P |