Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AMCC016B Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

No. de pieza AMCC016B
Descripción Electrónicos  AMCC Series Cut Core FINEMET® F3CC Series Cut Core
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Página de inicio  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

AMCC016B Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  AMCC016B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers AMCC016B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers AMCC016B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers AMCC016B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Catalog No. HJ-B11
Printed in April 2016.(T-PDF)
本書の一部または全部を、弊社の文書による承認無しに転載または複製すること
を固くお断りいたします。
Do not duplicate any part of this catalog without written permission from Hitachi
Metals, Ltd.
◎本カタログ記載の住所、連絡先は変更になる場合がありますので、電話やファクシ
ミリがつながらない場合は、お手数ですが下記までご連絡をお願いいたします。
日立金属株式会社
   0800−500−5055 Tel.(03)6774−3001
本製品を用いた部品の設計および設計した部品をシステムに適用される際は、
仕様書に記載された弊社保証範囲内でご使用いただくものとし、保証範囲外で
はご使用しないでください。本製品を、保証範囲を超えてご使用された場合の故
障および事故につきましては、弊社はその責を負いません。また保証範囲内のご
使用であっても、本製品の動作が原因でご使用機器が人身事故、火災事故、そ
の他の拡大損害を生じないようにフェ−ルセーフ等のシステム上の対策を講じて
ください。
本製品は一般電子機器(事務機器、通信機器、計測機器、家電製品等)に使
用されることを意図しており、宇宙・航空原子力・燃焼制御・運輸・交通・各種
安全装置・ライフサポート関連の医療機器のように、特別な品質や信頼性が
要求され、その故障や誤動作が人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす可能性
のある用途における性能や安全性の確認はなされておりません。上記用途で
のご使用に際しては、十分に安全性をご確認の上、本製品の動作が原因でご
使用機器が人身事故、火災事故、その他の拡大損害を生じないようにフェ−ル
セーフ等のシステム上の対策を講じてください。
本製品に直撃雷サージ、誘導雷サージ、開閉雷サージ等が印加される可能性が
ある場合は、過電圧保護素子をご使用になるなどの対策を講じてください。本製
品は、高電圧のサージ印加により磁気特性が劣化する場合があります。
本製品を中性子などの放射線を大量に被爆する装置でご使用しないでください。本
製品は耐放射線設計をしていないため、磁気特性が劣化する可能性があります。
弊社は、上記設計上の問題に起因する拡大損害に関しましては一切責任を負い
ません。
本書に示された製品および製品仕様は予告無く変更される場合があります。最
終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては、事前に最新のカタログ、技術資料
または仕様書をお求めになりご確認ください。
本書は、弊社もしくは第三者の特許権、著作権、商標権、その他の知的所有権
等の権利に関する保証または実施権の許諾を行うものではありません。また、
本書に記載された情報を使用したことにより第三者の知的所有権等の権利に関
わる問題が生じた場合、弊社はその責を負いません。
本書に記載された製品についてのお問合せ、ご相談は、下記の軟磁性部材統
括部までお願いいたします。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
When designing a component using this product and applying the designed
components in any system, use this product only in the guaranteed range specified
by Hitachi Metals, Ltd. Do not use the product beyond guaranteed values specified
by Hitachi Metals, Ltd. Hitachi Metals, Ltd. will not be responsible for any damage or
accident when this product is used beyond guaranteed values specified by Hitachi
Metals, Ltd. Even when the product is used within the specification given by Hitachi
Metals, take appropriate measures for system, such as failsafe, to avoid any
accident resulting in any bodily injury and/or property damage. It is the responsibility
of a user to take such measures.
These products are designed to be used for general electronic devises (e.g. office
machinery, communication devices, measurement devices, household appliances,
etc.). Performance and safety of this product for applications in the special fields
which require particularly high reliability and quality, and whose application is
potentially life threatening or could lead to physical harm in the event of malfunction
is not confirmed. Such fields may include: space science, aviation, nuclear energy,
combustion control, transportation, safety devices and medical equipment. Be sure
to examine the performance and safety when the product is used for these
applications, and take appropriate measures for system, such as failsafe, to avoid
any accident resulting in any bodily injury and/or property damage. It is the
responsibility of a user to take such measures.
Take appropriate measures, such as using an overvoltage protective device to
prevent high voltage surge from being applied to the product if direct lightning surge,
inductive lightning surge, switching surge, etc. is likely to applied to this product.
This product may deteriorate in function when high-voltage surge is applied. It is the
responsibility of the user to take such measures.
The user is responsible for checking the fitness of the production in radiation
environment.
In no event shall Hitachi Metals, Ltd. be responsible for any claim, loss or damages 
caused by defect in design by the user.
The products and their specifications are subject to change without notice. Please
check the latest catalog, technical documents or specifications before your final
design, procurement or use of the products.
No warranty, right or license in connection with any patent, trademark, copyright, or
any other intellectual property right shall be, expressly or impliedly, given or granted
to any party by Hitachi Metals, Ltd. under this catalog.
Please contact with Soft Magnetic Materials and Components Business Unit, Hitachi
Metals, Ltd., for any inquiry.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
5.
NOTICES
本社
〒108-8244 東京都港区港南一丁目2番70号(品川シーズンテラス)
Tel:03-6774-3407 Fax: 03-3774-4308
Head Office
Shinagawa Season Terrace 2-70, Konan 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-0075,Japan
Tel: +81-3-6774-3407 Fax: +81-3-3774-4308
Suites 1809-13 18/F, Tower 6 The Gateway, Harbour City,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2724-4183 Fax: +852-2311-2095
Taipei Branch Office
11F, No.9 Xiangyang Road, Zhongzheng Dist., Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2311-2777 Fax: +886-2-2381-5210
11F, Chong Hing Finance Center,
No.288 Nan jing Road(W), Shanghai, China
Tel: +86-21-3366-3000
Bangkok Sales Office
Unit 13B, 13th Floor, Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2-263-0889
~0890 Fax: +66-2-263-0891
アジア Asia
日立金属株式会社 高級金属カンパニー 軟磁性部材統括部
High-Grade Metals Company Soft Magnetic Materials and Components Business Unit
北米 North America
Head Office
Immermannstrasse 14-16, 40210 Duesseldorf, Germany
Tel: +49-211-16009-0 Fax: +49-211-16009-29
Mirano Branch Office
Via Modigliani 45, 20090 Segrate, Milano, Italy
Tel : +39-02-7530188/7532613/7533782
Fax: +39-02-7532558
欧州 Europe
Chicago Office
85W. Algonquin Road Suite 499 Arlington Heights,
IL60005-4142, U.S.A.
Tel :+
1-847-364-7200
Fax:+1-847-364-7279



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com