Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

DSP45 Datasheet(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

No. de pieza DSP45
Descripción Electrónicos  Phase-leg Rectifier Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IXYS [IXYS Corporation]
Página de inicio  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

DSP45 Datasheet(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  DSP45 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation DSP45 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
© 2004 IXYS All rights reserved
2 - 2
DSP 45
TO-268 AA
Note:
Backside is electr. isolated
TO-247 AD
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
19.81
20.32
0.780
0.800
B
20.80
21.46
0.819
0.845
C
15.75
16.26
0.610
0.640
D
3.55
3.65
0.140
0.144
E
4.32
5.49
0.170
0.216
F
5.4
6.2
0.212
0.244
G
1.65
2.13
0.065
0.084
H
-
4.5
-
0.177
J
1.0
1.4
0.040
0.055
K
10.8
11.0
0.426
0.433
L
4.7
5.3
0.185
0.209
M
0.4
0.8
0.016
0.031
N
1.5
2.49
0.087
0.102
ISOPLUS247TM
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.9
5.1
.193
.201
A
1
2.7
2.9
.106
.114
A
2
.02
.25
.001
.010
b
1.15
1.45
.045
.057
b
2
1.9
2.1
.75
.83
C
.4
.65
.016
.026
D
13.80
14.00
.543
.551
E
15.85
16.05
.624
.632
E
1
13.3
13.6
.524
.535
e
5.45 BSC
.215 BSC
H
18.70
19.10
.736
.752
L
2.40
2.70
.094
.106
L1
1.20
1.40
.047
.055
L2
1.00
1.15
.039
.045
L3
0.25 BSC
.010 BSC
L4
3.80
4.10
.150
.161
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.83
5.21
.190
.205
A
1
2.29
2.54
.090
.100
A
2
1.91
2.16
.075
.085
b
1.14
1.40
.045
.055
b
1
1.91
2.13
.075
.084
b
2
2.92
3.12
.115
.123
C
0.61
0.80
.024
.031
D
20.80
21.34
.819
.840
E
15.75
16.13
.620
.635
e
5.45 BSC
.215 BSC
L
19.81
20.32
.780
.800
L1
3.81
4.32
.150
.170
Q
5.59
6.20
.220
.244
R
4.32
4.83
.170
.190



Html Pages

1 2