Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPSD325X Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No. de pieza UPSD325X
Descripción Electrónicos  Flash Programmable System Devices with 8032 Microcontroller Core and 256Kbit SRAM
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD325X Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  UPSD325X Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD325X Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 176 page
background image
5/176
µPSD325X DEVICES
STANDARD SERIAL INTERFACE (UART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Multiprocessor Communications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Serial Port Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Serial Port Control Register (SCON) (Table 43.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Description of the SCON Bits (Table 44.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Timer 1-Generated Commonly Used Baud Rates (Table 45.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Serial Port Mode 0, Block Diagram (Figure 27.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Serial Port Mode 0, Waveforms (Figure 28.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Serial Port Mode 1, Block Diagram (Figure 29.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Serial Port Mode 1, Waveforms (Figure 30.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serial Port Mode 2, Block Diagram (Figure 31.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serial Port Mode 2, Waveforms (Figure 32.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serial Port Mode 3, Block Diagram (Figure 33.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Serial Port Mode 3, Waveforms (Figure 34.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTOR (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ADC Interrupt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
A/D Block Diagram (Figure 35.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ADC SFR Memory Map (Table 46.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Description of the ACON Bits (Table 47.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
ADC Clock Input (Table 48.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
PULSE WIDTH MODULATION (PWM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4-channel PWM unit (PWM 0-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Four-Channel 8-bit PWM Block Diagram (Figure 36.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
PWM SFR Memory Map (Table 49.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Programmable Period 8-bit PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Programmable PWM 4 Channel Block Diagram (Figure 37.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PWM 4 Channel Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PWM 4 With Programmable Pulse Width and Frequency (Figure 38.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
I2C INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Block Diagram of the I2C Bus Serial I/O (Figure 39.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Serial Control Register (SxCON: S1CON, S2CON) (Table 50.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Description of the SxCON Bits (Table 51.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Selection of the Serial Clock Frequency SCL in Master Mode (Table 52.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Serial Status Register (SxSTA: S1STA, S2STA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Data Shift Register (SxDAT: S1DAT, S2DAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Serial Status Register (SxSTA) (Table 53.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Description of the SxSTA Bits (Table 54.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Data Shift Register (SxDAT: S1DAT, S2DAT) (Table 55.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Address Register (SxADR: S1ADR, S2ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Address Register (SxADR) (Table 56.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Start /Stop Hold Time Detection Register (S1SETUP, S2SETUP) (Table 57.) . . . . . . . . . . . . . . . . 80
System Cock of 40MHz (Table 58.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
System Clock Setup Examples (Table 59.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Programmer’s Guide for I2C and DDC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More