Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet(PDF) 33 Page - PowerDynamics, Inc

No. de pieza PDI-15R-13L-RZGXX
Descripción Electrónicos  D-SUB CONNECTORS
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
Página de inicio  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet(HTML) 33 Page - PowerDynamics, Inc

Back Button PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 29Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 30Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 31Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 32Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 33Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 34Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 35Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 36Page - PowerDynamics, Inc PDI-15R-13L-RZGXX Datasheet HTML 37Page - PowerDynamics, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 42 page
background image
205
145 Algonquin Parkway, Whippany, NJ 07981 • 973-560-0019 • FAX: 973-560-0076
e-mail: sales@powerdynamics.com •
www.powerdynamics.com
7
7
Board Mount Options, Filtered, Straight
TERMINATION TYPE
P. C. PINS
SOLDER CUPS
HOLE
2.5mm
HEX RIVET
5.8mm RIVET
ATTACHED
IN BACK
5.8mm RIVET
ATTACHED
IN FRONT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com