| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RZ/N2L Datasheet(PDF) 26 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RZ/N2L Datasheet(HTML) 26 Page - Renesas Technology Corp |
|
26 / 127 page ![]() Table 1.19 List of pins and pin functions (225-pin FBGA) (6 of 8) Pin number I/O power domain Power supply clock system control I/O port Bus, DMAC Timer (MTU3, POEG, GPT / POE3, CMTW, RTC) Communication (xSPI, GMAC, ETHSW, ESC, SCI, SPI, IIC, CANFD, USB) Others (DSMIF, Mailbox) Interrupt ADC12 Host interface (SHOSTI F, PHOSTIF ) K7 — VDD — — — — — — — — K8 — VDD — — — — — — — — K9 — VSS — — — — — — — — K10 — VDD — — — — — — — — K11 VCC1833_3 — P15_3 D11 MTIOC8C XSPI0_IO4 MCLK1 — — — K12 VCC1833_3 — P14_2 — MTIOC8B / GTIOC8B XSPI0_ECS0# / ETH0_CRS / ETH2_CRS — IRQ6 — HSPI_CK K13 VCC1833_3 — P14_6 A21 — XSPI0_CKP — — — — K14 VCC1833_3 — P15_1 A24 / CAS# MTIOC0C XSPI0_IO2 / TXD5 / SDA5 / MOSI5 / SPI_SSL10 — — — — K15 VCC1833_3 — P15_2 A25 / RAS# MTIOC0D XSPI0_IO3 / SS5# / CTS5# / RTS5# / SPI_SSL11 — — — — L1 — VSS — — — — — — — — L2 VCC1833_1 — P06_0 D0 GTIOC16A / CMTW1_TOC0 ETH1_TXD3 / SS4# / CTS4# / RTS4# / SPI_SSL23 / CANRX1 — — — — L3 VCC1833_1 — P06_1 D1 GTIOC16B ETH1_REFCLK / RMII1_REFCLK / CTS4# / SPI_SSL22 / CANTX1 — — — — L4 VCC1833_1 — P06_6 D6 GTIOC12A ETH1_RXD0 / SPI_SSL10 — — — — L5 — VCC33 — — — — — — — — L6 VCC1833_0 VCC1833_0 — — — — — — — — L7 VCC1833_0 — P09_7 — — ETH0_TXCLK — — — — L8 VCC1833_0 — P10_2 — — ETH0_RXD1 — — — — L9 VCC1833_0 — P10_3 — RTCAT1HZ ETH0_RXD2 — — — — L10 — TRACEDATA6 P13_2 D9 / A13 MTIOC0A / GTIOC10A / POE8# ETHSW_PTPOUT2 / ESC_I2CCLK / SS1# / CTS1# / RTS1# / SPI_MISO0 / IIC_SCL0 MCLK4 IRQ5 — — L11 VCC1833_3 — P15_0 A23 / CKE — XSPI0_IO1 / RXD5 / SCL5 / MISO5 / SPI_MOSI1 — — — — L12 — — P13_4 A0 MTIOC0D / GTIOC8B ESC_RESETOUT# — — — — L13 VCC1833_3 — P14_0 — MTCLKD XSPI0_INT0# / ETHSW_PTPOUT1 / ESC_SYNC1 / ESC_SYNC0 — — — — L14 VCC1833_3 — P14_1 — MTIOC8A / GTIOC8A XSPI0_INT1# / ETH1_COL / GMAC_PTPTRG1 / ESC_LATCH0 / ESC_LATCH1 — — — HSPI_IO0 L15 — VSS — — — — — — — — M1 VCC1833_1 — P05_7 — GTIOC15B / CMTW1_TOC1 ETH1_TXD2 / TXD4 / SDA4 / MOSI4 / SPI_SSL23 — — — — M2 VCC1833_1 — P06_2 D2 GTIOC17A ETH1_TXD1 / CANRXDP1 — — — — M3 VCC1833_1 — P06_7 D7 GTIOC12B ETH1_RXD1 / SPI_SSL11 — — — — M4 VCC1833_1 — P07_3 — — ETH1_RXCLK — — — — M5 VCC1833_0 — P08_6 — MTIOC6C ETH0_RXCLK — — — — M6 VCC1833_0 — P09_4 — — ETH0_TXD2 — — — — M7 VCC1833_0 — P09_6 — — ETH0_TXD0 — — — — M8 VCC1833_0 — P10_1 — — ETH0_RXD0 — — — — M9 VCC1833_0 — P10_4 — — ETHSW_PHYLINK0 / ESC_PHYLINK0 — IRQ11 — — M10 — VCC33 — — — — — — — — M11 VCC1833_3 — P13_7 — MTCLKC XSPI0_ECS1# / GMAC_PTPTRG1 / ESC_LATCH1 / ESC_LATCH0 MBX_HI NT# — — — RZ/N2L Datasheet 1. Overview R01DS0397EJ0120 Rev.1.20 Sep 30, 2022 Page 26 of 127 |